công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSL9A12V18CX RFG bảng dữ liệu (PDF) - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TSL9A12V18CX RFG Datasheet PDF - Taiwan Semiconductor Company, Ltd
tên linh kiện TSL9A12V18CX RFG
tải về  TSL9A12V18CX RFG tải về
kích thước tập tin   897.37 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 200mA, 6V, Nanopower IQ 600nA, Low-Dropout Linear Regulator with Enable

TSL9A12V18CX RFG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TSL9A12V18CX RFG Datasheet PDF - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TSL9A12V18CX RFG
tải về  TSL9A12V18CX RFG Click to download

kích thước tập tin   897.37 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 200mA, 6V, Nanopower IQ 600nA, Low-Dropout Linear Regulator with Enable

TSL9A12V18CX RFG bảng dữ liệu (HTML) - Taiwan Semiconductor Company, Ltd


TSL9A12V18CX RFG Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Input voltage up to 6V
Fixed output voltages 1.8V and 3.3V
Ultra-low quiescent current 600nA (typ.)
Output voltage accuracy 2%
Dropout voltage 400mV @ IO: 200mA (VOUT=3.3V)
Stable with ceramic capacitors
Current limit protection
Over temperature protection
RoHS Compliant
Halogen-Free

APPLICATION
Portable, Battery powered equipment
Low power microcontrollers
Wireless communication equipment




Số phần tương tự - TSL9A12V18CX RFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSL9A12V18CX RFG TSC-TSL9A12V18CX RFG Datasheet
897Kb / 10P
200mA, 6V, Nanopower IQ 600nA, Low-Dropout Linear Regulator with Enable
Version: A2402
More results


Mô tả tương tự - TSL9A12V18CX RFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1598 MAXIM-MAX1598 Datasheet
363Kb / 9P
Low-Noise, Low-Dropout, 200mA Linear Regulator
Rev 0; 10/02
logo
Unisonic Technologies
UR132 UTC-UR132_05 Datasheet
111Kb / 4P
200mA LOW DROPOUT LINEAR VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
NCV4264-2 ONSEMI-NCV4264-2 Datasheet
102Kb / 11P
Low IQ Low Dropout Linear Regulator
March, 2008 - Rev. 4
logo
Unisonic Technologies
UR132 UTC-UR132_11 Datasheet
192Kb / 4P
200mA LOW DROPOUT LINEAR VOLTAGE REGULATOR
logo
E-Tech Electronics LTD
UR132 ETL-UR132 Datasheet
176Kb / 5P
200mA LOW DROPOUT LINEAR VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
NCV4264-2C ONSEMI-NCV4264-2C Datasheet
75Kb / 10P
Low IQ Low Dropout Linear Regulator
April, 2014 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
UCC386 TI1-UCC386_08 Datasheet
145Kb / 9P
LOW-DROPOUT 200mA LINEAR REGULATOR
logo
ON Semiconductor
NCV4264-2C ONSEMI-NCV4264-2C_15 Datasheet
78Kb / 10P
Low IQ Low Dropout Linear Regulator
October, 2015 ??Rev. 1
NCV4264-2 ONSEMI-NCV4264-2_17 Datasheet
91Kb / 11P
Low IQ Low Dropout Linear Regulator
July, 2017 ??Rev. 9
logo
Richtek Technology Corp...
RT9079 RICHTEK-RT9079 Datasheet
177Kb / 10P
36V, 50μA IQ, Peak 200mA Low Dropout Voltage Linear Regulator
March 2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com